| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
3003 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3003 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG |
|
6 / 12 page ![]() Type 2651 Flange 6 | 12 Visit product website 3. Dimensions 3.1. DIN Flange acc. EN 1091 - 1 & EN 558 - 1 series 27 - F4 (DN 15…100) | F5 (DN 125…200) Note: Dimensions in mm R L1 L2 L1 DN 15...DN 100 DN 125...DN 200 Note: Number of Flange Drillings - PN 16 Number of Flange Drillings - PN 40 DN L1 L2 H1 H2 H3 R ISO 5211 U Weight PN 16 Weight PN 40 Article no. [mm] [kg] [kg] PN 16 PN 40 15 115 48.5 50 11 92 180 F05 11 4 4 – 2.7 – 772143 20 120 51.5 53.5 11 95.5 180 F05 11 4 4 – 3.4 – 772144 25 125 52 58.5 14 100.5 180 F05 14 4 4 – 4.4 – 772145 32 130 57 71 14 113 180 F05 14 4 4 – 5.6 – 772146 40 140 59 76 17 122.5 300 F07 17 4 4 – 8.1 – 772147 50 150 62 83.5 17 130 300 F07 17 4 4 – 10.7 – 772148 65 170 72 95 17 141.5 300 F07 17 4 8 13.8 14.5 772152 772149 80 180 71.2 113 22 194.5 400 F10 22 8 8 19.6 20.7 772153 772150 100 190 75.5 131 22 212.5 400 F10 22 8 8 26.7 29.7 772154 772151 125 325 – 151.5 22 – 700 F10 22 8 8 45 50 293779 293786 150 350 – 217 37 – 700 F14 36 8 8 70 75 293780 293787 200 400 – 252 37 – 700 F14 36 8 8 120 125 293781 293788 |