| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TMG49037 Arkusz danych(PDF) 29 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TMG49037 Arkusz danych(HTML) 29 Page - OSRAM GmbH |
|
29 / 79 page ![]() Page 28 ams Datasheet Document Feedback [v1-01] 2019-Aug-20 TMG49037 − Register Description ALS Interrupt Threshold Registers (0x84 – 0x87) ALS level detection uses data generated by the Clear Channel. The ALS Interrupt Threshold registers provide 16-bit values to be used as the high and low thresholds for comparison to the 16-bit CDATA values. If AIEN is enabled and CDATA is not between AILT and AIHT for the number of consecutive samples specified in APERS an interrupt is asserted on the interrupt pin. Figure 31: ALS Interrupt Threshold Registers Field Register Bits Description AILT 0x84 7:0 ALS low threshold low byte 0x85 15:8 ALS low threshold high byte AIHT 0x86 7:0 ALS high threshold low byte 0x87 15:8 ALS high threshold high byte |