| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STA543SA Arkusz danych(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA543SA Arkusz danych(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 23 page ![]() STA543SA 7 Package information CD00061065 21/23 7 Package information Figure 16. Clipwatt 19 Mechanical Data & Package Dimensions OUTLINE AND MECHANICAL DATA 7390917 A DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A3.2 0.126 B 1.05 0.041 C 0.15 0.006 D 1.50 0.061 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.47 0.50 0.58 0.018 0.020 F1 0.1 0.004 G 0.87 1.00 1.13 0.034 0.039 0.044 G1 17.87 18.0 18.13 0.703 0.708 0.713 H1 12.0 0.480 H2 18.6 0.732 H3 19.85 0.781 L 17.9 0.704 L1 14.55 0.572 L2 10.7 11.0 11.2 0.421 0.433 0.441 L3 5.50 0.217 M 2.54 0.100 M1 2.54 0.100 Clipwatt19 |