| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
B65525-J-R49 Arkusz danych(PDF) 1 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B65525-J-R49 Arkusz danych(HTML) 1 Page - EPCOS |
|
1 / 3 page ![]() 466 08/01 I In accordance with IEC 61860 I For transformers featuring high inductance and low overall height I ER11/5 cores are supplied in sets Magnetic characteristics (per set) Σl/A = 1,1 mm–1 le = 14,1 mm Ae = 12,4 mm2 Ve = 174 mm3 Approx. weight 0,85 g/set Ungapped Gapped Material AL value nH µe Ordering code T38 6400 + 40/– 30 % 5600 B65525-J-Y38 N49 800 + 30/– 20 % 715 B65525-J-R49 N87 1200 + 30/– 20 % 1050 B65525-J-R87 Material AL value nH s approx. mm µe Ordering code N87 160 ± 3 % 0,08 140 B65525-J160-A87 B65525 Core ER 11/5 |
Podobny numer części - B65525-J-R49 |
|
Podobny opis - B65525-J-R49 |