| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PD55003STR-E Arkusz danych(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD55003STR-E Arkusz danych(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 29 page ![]() Common source s-parameter PD55003-E 20/29 Doc ID 12273 Rev 4 Table 14. S-parameter for the PowerSO-10RF straight lead (VDS = 12.5 V, IDS = 0.8 A) Freq (MHz) IS11IS11∠Φ IS21IS21∠Φ IS12IS12 - DF IS22IS22 - DF 50 0.807 -137 26.18 102 0.025 12 0.682 -140 100 0.809 -156 13.41 88 0.026 0 0.683 -157 150 0.827 -163 8.92 81 0.025 -6 0.677 -162 200 0.838 -167 6.64 75 0.024 -12 0.698 -165 250 0.842 -169 5.24 69 0.026 -13 0.704 -166 300 0.849 -171 4.28 64 0.022 -19 0.720 -167 350 0.856 -172 3.57 59 0.023 -21 0.736 -167 400 0.866 -173 3.03 54 0.021 -28 0.758 -168 450 0.873 -174 2.61 50 0.020 -30 0.773 -168 500 0.881 -174 2.26 46 0.056 -27 0.797 -169 550 0.891 -175 1.99 42 0.018 -36 0.806 -170 600 0.896 -176 1.76 39 0.017 -35 0.825 -171 650 0.902 -176 1.58 36 0.016 -38 0.831 -171 700 0.908 -177 1.42 33 0.015 -39 0.834 -172 750 0.910 -178 1.29 30 0.014 -40 0.845 -174 800 0.916 -179 1.18 27 0.012 -43 0.859 -174 850 0.922 -180 1.08 25 0.011 -40 0.864 -175 900 0.926 180 1.00 22 0.009 -44 0.878 -176 950 0.927 179 0.93 19 0.010 -43 0.892 -178 1000 0.929 178 0.85 17 0.007 -34 0.905 -178 1050 0.937 178 0.80 15 0.007 -30 0.901 -179 1100 0.934 177 0.75 12 0.006 -29 0.910 -179 1150 0.934 177 0.70 10 0.006 -29 0.914 -180 1200 0.937 176 0.65 7 0.005 -23 0.912 180 1250 0.941 175 0.62 5 0.005 -25 0.912 179 1300 0.938 175 0.57 3 0.005 -3 0.909 177 1350 0.941 174 0.54 1 0.004 3 0.906 176 1400 0.941 174 0.51 -1 0.004 18 0.918 176 1450 0.939 173 0.48 -2 0.003 21 0.925 174 1500 0.939 172 0.45 -3 0.002 42 0.931 173 |