| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC1027 Arkusz danych(PDF) 12 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC1027 Arkusz danych(HTML) 12 Page - Microchip Technology |
|
12 / 18 page ![]() TC1027 DS21284B-page 12 © 2002 Microchip Technology Inc. 6.3 Package Dimensions .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .150 (3.81) .115 (2.92) .770 (19.56) .740 (18.80) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .045 (1.14) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .270 (6.86) .240 (6.10) .200 (5.08) .140 (3.56) .014 (0.36) .008 (0.20) .400 (10.16) .310 (7.87) 16-Pin PDIP (Narrow) PIN 1 10 ° MAX. Dimensions: inches (mm) 8 ° MAX. PIN 1 .157 (3.99) .150 (3.81) .196 (4.98) .189 (4.80) .012 (0.31) .008 (0.21) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.19) .050 (1.27) .016 (0.41) .244 (6.20) .228 (5.80) .025 (0.635) TYP. 16-Pin QSOP (Narrow) Dimensions: inches (mm) |