Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LM148 Arkusz danych(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Numer części LM148
Szczegółowy opis  QUAD BIPOLAR OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LM148 Arkusz danych(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  LM148 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LM148 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LM148 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LM148 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LM148 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
LM148-LM248-LM348
4/5
PACKAGE MECHANICAL DATA
14 PINS - PLASTIC PACKAGE
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
a1
0.51
0.020
B
1.39
1.65
0.055
0.065
b
0.5
0.020
b1
0.25
0.010
D
20
0.787
E
8.5
0.335
e
2.54
0.100
e3
15.24
0.600
F
7.1
0.280
i
5.1
0.201
L
3.3
0.130
Z
1.27
2.54
0.050
0.100



Html Pages

1 2 3 4 5