| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM248 Arkusz danych(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM248 Arkusz danych(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 5 page ![]() LM148-LM248-LM348 4/5 PACKAGE MECHANICAL DATA 14 PINS - PLASTIC PACKAGE Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. a1 0.51 0.020 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F 7.1 0.280 i 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 |