| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM124D/DT Arkusz danych(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM124D/DT Arkusz danych(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 19 page ![]() LM124-LM224-LM324 Package information 15/19 6.1 DIP14 package Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. a1 0.51 0.020 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D20 0.787 E8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 |