Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LM358WDT Arkusz danych(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

Numer części LM358WDT
Szczegółowy opis  Low power dual operational amplifiers
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LM358WDT Arkusz danych(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button LM358WDT Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LM358WDT Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics LM358WDT Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics LM358WDT Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics LM358WDT Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics LM358WDT Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics LM358WDT Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics LM358WDT Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics LM358WDT Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 20 page
background image
LM158W-LM258W-LM358W
Package mechanical data
15/20
5.2
SO-8 package
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.10
0.25
0.04
0.010
A2
1.10
1.65
0.043
0.065
B
0.33
0.51
0.013
0.020
C
0.19
0.25
0.007
0.010
D
4.80
5.00
0.189
0.197
E
3.80
4.00
0.150
0.157
e
1.27
0.050
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.40
1.27
0.016
0.050
k
8° (max.)
ddd
0.1
0.04



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20