| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM358AD Arkusz danych(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM358AD Arkusz danych(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 20 page ![]() LM158-LM258-LM358 Package information 15/20 6.2 SO-8 package Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A1.75 0.069 A1 0.10 0.25 0.004 0.010 A2 1.25 0.049 b 0.28 0.48 0.011 0.019 c 0.17 0.23 0.007 0.010 D 4.80 4.90 5.00 0.189 0.193 0.197 E 5.80 6.00 6.20 0.228 0.236 0.244 E1 3.80 3.90 4.00 0.150 0.154 0.157 e 1.27 0.050 h 0.25 0.50 0.010 0.020 L 0.40 1.27 0.016 0.050 k 1°8° 1°8° ccc 0.10 0.004 |