Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STPM13 Arkusz danych(PDF) 41 Page - STMicroelectronics

Numer części STPM13
Szczegółowy opis  Single phase energy metering IC with pulsed output and digital calibration
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPM13 Arkusz danych(HTML) 41 Page - STMicroelectronics

Back Button STPM13 Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics STPM13 Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics STPM13 Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics STPM13 Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics STPM13 Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics STPM13 Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STPM13 Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STPM13 Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics STPM13 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 43 page
background image
STPM11/12/13/14
Package mechanical data
41/43
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
330
12.992
C
12.8
13.2
0.504
0.519
D
20.2
0.795
N
60
2.362
T
22.4
0.882
Ao
6.8
7
0.268
0.276
Bo
6.9
7.1
0.272
0.280
Ko
1.7
1.9
0.067
0.075
Po
3.9
4.1
0.153
0.161
P
11.9
12.1
0.468
0.476
Tape & Reel TSSOP20 MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43