| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC911B Arkusz danych(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC911B Arkusz danych(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 14 page ![]() © 2005 Microchip Technology Inc. DS21481C-page 9 TC911A/TC911B 6.3 Package Dimensions .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. PIN 1 .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) 8-Pin SOIC Dimensions: inches (mm) Dimensions: inches (mm) 3 ° MIN. PIN 1 .260 (6.60) .240 (6.10) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .040 (1.02) .400 (10.16) .348 (8.84) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .040 (1.02) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .310 (7.87) .290 (7.37) .400 (10.16) .310 (7.87) 8-Pin Plastic DIP Dimensions: inches (mm) |