| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MCP6541RT-E/ST Arkusz danych(PDF) 12 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP6541RT-E/ST Arkusz danych(HTML) 12 Page - Microchip Technology |
|
12 / 34 page ![]() MCP6541/1R/1U/2/3/4 DS21696E-page 12 © 2006 Microchip Technology Inc. Note: Unless otherwise indicated, VDD = +1.6V to +5.5V, VSS = GND, TA =25°C, VIN+=VDD/2, VIN– = GND, RL =100 kΩ to VDD/2, and CL =36pF. FIGURE 2-37: Input Bias Current vs. Input Voltage 1.E-12 1.E-11 1.E-10 1.E-09 1.E-08 1.E-07 1.E-06 1.E-05 1.E-04 1.E-03 1.E-02 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 Input Voltage (V) +125°C +85°C +25°C -40°C 10m 1m 100µ 10µ 1µ 100n 10n 1n 100p 10p 1p |