| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TIP29A Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIP29A Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 9 page ![]() TIP29A TIP29C Package mechanical data 7/9 DIM. mm. MIN. TYP MAX. A 4.40 4.60 b 0.61 0.88 b1 1.14 1.70 c 0.49 0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E 10 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 øP 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 TO-220 Mechanical data |