| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ADA4004-2ARZ-R7 Arkusz danych(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADA4004-2ARZ-R7 Arkusz danych(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 16 page ![]() ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4 Data Sheet Rev. H | Page 14 of 16 ORDERING GUIDE Model1 Temperature Range Package Description Package Option Branding ADA4004-1ARJZ-R2 −40°C to +125°C 5-Lead SOT-23 RJ-5 A1M ADA4004-1ARJZ-R7 −40°C to +125°C 5-Lead SOT-23 RJ-5 A1M ADA4004-1ARJZ-RL −40°C to +125°C 5-lead SOT-23 RJ-5 A1M ADA4004-1ARZ −40°C to +125°C 8-Lead SOIC_N R-8 ADA4004-1ARZ-R7 −40°C to +125°C 8-Lead SOIC_N R-8 ADA4004-1ARZ-RL −40°C to +125°C 8-Lead SOIC_N R-8 ADA4004-2ARMZ −40°C to +125°C 8-Lead MSOP RM-8 A1N ADA4004-2ARMZ-RL −40°C to +125°C 8-Lead MSOP RM-8 A1N ADA4004-2ARMZ-R7 −40°C to +125°C 8-Lead MSOP RM-8 A1N ADA4004-2ARZ −40°C to +125°C 8-Lead SOIC_N R-8 ADA4004-2ARZ-RL −40°C to +125°C 8-Lead SOIC_N R-8 ADA4004-2ARZ-R7 −40°C to +125°C 8-Lead SOIC_N R-8 ADA4004-4ACPZ-R2 −40°C to +125°C 16-Lead LFCSP_WQ CP-16-23 ADA4004-4ACPZ-R7 −40°C to +125°C 16-Lead LFCSP_WQ CP-16-23 ADA4004-4ACPZ-RL −40°C to +125°C 16-Lead LFCSP_WQ CP-16-23 ADA4004-4ARZ −40°C to +125°C 14-Lead SOIC_N R-14 ADA4004-4ARZ-R7 −40°C to +125°C 14-Lead SOIC_N R-14 ADA4004-4ARZ-RL −40°C to +125°C 14-Lead SOIC_N R-14 1 Z = RoHS Compliant Part. |