Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LC87F5LP6A Arkusz danych(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device

Numer części LC87F5LP6A
Szczegółowy opis  CMOS IC FROM 256K byte, RAM 8192 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC87F5LP6A Arkusz danych(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC87F5LP6A Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC87F5LP6A Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
LC87F5LP6A
No.A0664-6/28
Pin Assignments
SANYO: QIP100E(14
×20) “Lead-free Type”
SI2P1/SI2/SB2
SI2P0/SO2
PF7
PF6
PF5
PF4
PF3
PF2
PF1
PF0
VDD4
VSS4
PE7
PE6
PE5
PE4
PE3
PE2
PE1
PE0
PB6
PB5
PB4
PB3
PB2
PB1
PB0
VSS3
VDD3
PC7/DBGP2
PC6/DBGP1
PC5/DBGP0
PC4
PC3
PC2
PC1
PC0
PA0
PA1
PA2
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
LC87F5LP6A
Top view



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28