Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AS1170 Arkusz danych(PDF) 25 Page - OSRAM GmbH

Numer części AS1170
Szczegółowy opis  AS1170 High current LED/VCSEL driver
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

AS1170 Arkusz danych(HTML) 25 Page - OSRAM GmbH

Back Button AS1170 Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH AS1170 Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH AS1170 Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH AS1170 Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH AS1170 Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH AS1170 Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH AS1170 Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH AS1170 Datasheet HTML 28Page - OSRAM GmbH AS1170 Datasheet HTML 29Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 53 page
background image
AS1170
Detailed description
Datasheet
• PUBLIC • Document Feedback
DS001083
• v2-00 • 2024-Feb-05
25 / 53
/
Figure 21: Low voltage current reduction waveform with diagnostic-flash and main-flash phase
If the diagnostic flash should be short (e.g. 10 ms) it is recommended to operate this diagnostic
flash at slightly higher vin_low_v_run setting compared to the main flash.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53