Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AS7057-BWLT Arkusz danych(PDF) 12 Page - OSRAM GmbH

Numer części AS7057-BWLT
Szczegółowy opis  Biosignal Converting Unit
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

AS7057-BWLT Arkusz danych(HTML) 12 Page - OSRAM GmbH

Back Button AS7057-BWLT Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH AS7057-BWLT Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH AS7057-BWLT Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH AS7057-BWLT Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH AS7057-BWLT Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH AS7057-BWLT Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH AS7057-BWLT Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH AS7057-BWLT Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH AS7057-BWLT Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 14 page
background image
Document Feedback
AS7057
Soldering & Storage Information
Short Datasheet
• PUBLIC
DS001053
• v1-00 • 2022-May-10
13
│ 11
7
Soldering & Storage Information
Figure 7:
Solder Reflow Profile Graph
Figure 8:
Solder Reflow Profile
Parameter
Reference
Device
Average temperature gradient in preheating
2.5 °C/s
Soak time
tsoak
2 to 3 minutes
Time above 217 °C (T1)
t1
Max 60 s
Time above 230 °C (T2)
t2
Max 50 s
Time above Tpeak
– 10 °C (T3)
t3
Max 10 s
Peak temperature in reflow
Tpeak
260 °C
Temperature gradient in cooling
Max −5 °C/s



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14