| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
480.080 Arkusz danych(PDF) 4 Page - France Joint |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
480.080 Arkusz danych(HTML) 4 Page - France Joint |
|
4 / 5 page ![]() www.francejoint.com DIMENSIONS Part number Rod diameter Ød1 f8/h9 Groove diameter ØD1 H9 Bore diameter ØD2 H11 Groove width L1 0/+0.20 Step width L2 min 480.004 4.00 8.80 6.70 3.70 2.00 480.005 5.00 9.80 7.70 3.70 2.00 480.006 6.00 10.80 8.70 3.70 2.00 480.008 8.00 12.80 10.70 3.70 2.00 480.009 9.00 13.80 11.70 3.70 2.00 480.010 10.00 14.80 12.70 3.70 2.00 480.012 12.00 18.80 15.50 5.00 2.00 480.014 14.00 20.80 17.50 5.00 2.00 480.015 15.00 21.80 18.50 5.00 2.00 480.016 16.00 22.80 19.50 5.00 2.00 480.018 18.00 24.80 21.50 5.00 2.00 480.020 20.00 26.80 23.50 5.00 2.00 480.022 22.00 28.80 25.50 5.00 2.00 480.025 25.00 31.80 28.50 5.00 2.00 480.028 28.00 34.80 31.50 5.00 2.00 480.030 30.00 36.80 33.50 5.00 2.00 480.032 32.00 38.80 35.50 5.00 2.00 480.035 35.00 41.80 38.50 5.00 2.00 480.036 36.00 42.80 39.50 5.00 2.00 480.037 37.00 43.80 40.50 5.00 2.00 480.038 38.00 44.80 41.50 5.00 2.00 480.040 40.00 46.80 43.50 5.00 2.00 480.042 42.00 48.80 45.50 5.00 2.00 480.045 45.00 51.80 48.50 5.00 2.00 480.048 48.00 54.80 51.50 5.00 2.00 480.049 49.00 55.80 52.50 5.00 2.00 480.050 50.00 56.80 53.50 5.00 2.00 480.052 52.00 58.80 55.50 5.00 2.00 480.054 54.00 60.80 57.50 5.00 2.00 480.055 55.00 61.80 58.50 5.00 2.00 480.056 56.00 62.80 59.50 5.00 2.00 480.058 58.00 64.80 61.50 5.00 2.00 480.060 60.00 66.80 63.50 5.00 2.00 480.062 62.00 68.80 65.50 5.00 2.00 480.063 63.00 69.80 66.50 5.00 2.00 480.065 65.00 73.80 69.00 6.00 3.00 480.068 68.00 76.80 72.00 6.00 3.00 480.070 70.00 78.80 74.00 6.00 3.00 480.075 75.00 83.80 79.00 6.00 3.00 480.080 80.00 88.80 84.00 6.00 3.00 480.085 85.00 93.80 89.00 6.00 3.00 480.090 90.00 98.80 94.00 6.00 3.00 480.095 95.00 103.80 99.00 6.00 3.00 480.100 100.00 108.80 104.00 6.00 3.00 480.105 105.00 113.80 109.00 6.00 3.00 480.110 110.00 118.80 114.00 6.00 3.00 480.115 115.00 123.80 119.00 6.00 3.00 480.120 120.00 128.80 124.00 6.00 3.00 480.125 125.00 133.80 129.00 6.00 3.00 480.130 130.00 138.80 134.00 6.00 3.00 480.135 135.00 143.80 139.00 6.00 3.00 480.140 140.00 148.80 144.00 6.00 3.00 480.145 145.00 153.80 149.00 6.00 3.00 480.150 150.00 158.80 154.00 6.00 3.00 480.155 155.00 163.80 159.00 6.00 3.00 480.160 160.00 168.80 164.00 6.00 3.00 480.165 165.00 173.80 169.00 6.00 3.00 480.170 170.00 178.80 174.00 6.00 3.00 480.175 175.00 183.80 179.00 6.00 3.00 480.180 180.00 188.80 184.00 6.00 3.00 480.185 185.00 193.80 189.00 6.00 3.00 480.190 190.00 198.80 194.00 6.00 3.00 480.195 195.00 203.80 199.00 6.00 3.00 480.200 200.00 208.80 204.00 6.00 3.00 480.205 205.00 213.80 209.00 6.00 3.00 480.210 210.00 218.80 214.00 6.00 3.00 480.215 215.00 223.80 219.00 6.00 3.00 480.220 220.00 228.80 224.00 6.00 3.00 480.230 230.00 238.80 234.00 6.00 3.00 480.240 240.00 248.80 244.00 6.00 3.00 HYDRAULIC SEALS | WIPER SEALS | BECA 480 |