Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L7805CP Arkusz danych(PDF) 43 Page - STMicroelectronics

Numer części L7805CP
Szczegółowy opis  Positive voltage regulators
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7805CP Arkusz danych(HTML) 43 Page - STMicroelectronics

Back Button L7805CP Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics L7805CP Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics L7805CP Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics L7805CP Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics L7805CP Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics L7805CP Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics L7805CP Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics L7805CP Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics L7805CP Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 52 page
background image
L78xx - L78xxC
Package mechanical data
43/52
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.035
b1
1.15
1.70
0.045
0.067
c0.49
0.70
0.019
0.028
D
15.25
15.75
0.600
0.620
E
10.0
10.40
0.394
0.409
e
2.4
2.7
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.195
0.203
F1.23
1.32
0.048
0.052
H1
6.2
6.6
0.244
0.260
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L13.0
14.0
0.512
0.551
L1
3.5
3.93
0.138
0.155
L20
16.4
0.646
L3028.9
1.138
φP
3.75
3.85
0.148
0.152
Q
2.65
2.95
0.104
0.116
TO-220 (A type) mechanical data
0015988/N



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52