| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
VB37X47X4 Arkusz danych(PDF) 5 Page - France Joint |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VB37X47X4 Arkusz danych(HTML) 5 Page - France Joint |
|
5 / 5 page ![]() | | DIMENSIONS Part number Shaft diameter Ød1 h11 Bore diameter ØD1 H8 Seal height H1 VB 5 x 9 x 2 5.00 9.00 2.00 VB 6 x 10 x 2 6.00 10.00 2.00 VB 6 x 12 x 2 6.00 12.00 2.00 VB 7 x 11 x 2 7.00 11.00 2.00 VB 8 x 12 x 3 8.00 12.00 3.00 VB 8 x 14 x 4 8.00 14.00 4.00 VB 9 x 13 x 3 9.00 13.00 3.00 VB 10 x 14 x 3 10.00 14.00 3.00 VB 10 x 15 x 3 10.00 15.00 3.00 VB 10 x 16 x 4 10.00 16.00 4.00 VB 10 x 17 x 3 10.00 17.00 3.00 VB 11 x 15 x 3 11.00 15.00 3.00 VB 11 x 17 x 3 11.00 17.00 3.00 VB 12 x 16 x 3 12.00 16.00 3.00 VB 12 x 18 x 3 12.00 18.00 3.00 VB 12 x 18 x 5 12.00 18.00 5.00 VB 12 x 19 x 3 12.00 19.00 3.00 VB 12 x 20 x 5 12.00 20.00 5.00 VB 13 x 20 x 5 13.00 20.00 5.00 VB 13 x 32 x 10.5 13.00 32.00 10.50 VB 14 x 18 x 3 14.00 18.00 3.00 VB 14 x 20 x 3 14.00 20.00 3.00 VB 14 x 22 x 3 14.00 22.00 3.00 VB 14 x 22 x 4 14.00 22.00 4.00 VB 14 x 24 x 4 14.00 24.00 4.00 VB 15 x 19 x 3 15.00 19.00 3.00 VB 15 x 21 x 2 15.00 21.00 2.00 VB 15 x 21 x 3 15.00 21.00 3.00 VB 15 x 22 x 4 15.00 22.00 4.00 VB 15 x 32 x 6 15.00 32.00 6.00 VB 16 x 22 x 3 16.00 22.00 3.00 VB 16 x 24 x 3 16.00 24.00 3.00 VB 16 x 24 x 4 16.00 24.00 4.00 VB 16 x 30 x 4.5 16.00 30.00 4.50 VB 17 x 23 x 3 17.00 23.00 3.00 VB 17 x 25 x 5 17.00 25.00 5.00 VB 18 x 24 x 4 18.00 24.00 4.00 VB 18 x 26 x 4 18.00 26.00 4.00 VB 19 x 27 x 4 19.00 27.00 4.00 VB 20 x 26 x 4 20.00 26.00 4.00 VB 20 x 28 x 4 20.00 28.00 4.00 VB 22 x 28 x 4 22.00 28.00 4.00 VB 22 x 30 x 4 22.00 30.00 4.00 VB 22 x 32 x 3 22.00 32.00 3.00 VB 25 x 32 x 4 25.00 32.00 4.00 VB 25 x 32 x 5 25.00 32.00 5.00 VB 25 x 33 x 4 25.00 33.00 4.00 VB 25 x 34 x 5 25.00 34.00 5.00 VB 25 x 35 x 4 25.00 35.00 4.00 VB 25 x 35 x 5 25.00 35.00 5.00 VB 25 x 38 x 4 25.00 38.00 4.00 VB 25 x 39 x 6.5 25.00 39.00 6.50 VB 26 x 31 x 3 26.00 31.00 3.00 Part number Shaft diameter Ød1 h11 Bore diameter ØD1 H8 Seal height H1 VB 26 x 34 x 4 26.00 34.00 4.00 VB 27 x 35 x 4 27.00 35.00 4.00 VB 28 x 35 x 2.5 28.00 35.00 2.50 VB 28 x 35 x 3 28.00 35.00 3.00 VB 28 x 35 x 4 28.00 35.00 4.00 VB 28 x 37 x 6 28.00 37.00 6.00 VB 28 x 38 x 4 28.00 38.00 4.00 VB 28 x 39 x 6.4 28.00 39.00 6.40 VB 29 x 36 x 8 29.00 36.00 8.00 VB 29 x 38 x 4 29.00 38.00 4.00 VB 30 x 35 x 3 30.00 35.00 3.00 VB 30 x 36 x 2.5 30.00 36.00 2.50 VB 30 x 37 x 4 30.00 37.00 4.00 VB 30 x 37 x 5 30.00 37.00 5.00 VB 30 x 38 x 4 30.00 38.00 4.00 VB 30 x 40 x 4 30.00 40.00 4.00 VB 30 x 42 x 4 30.00 42.00 4.00 VB 30 x 45 x 4 30.00 45.00 4.00 VB 30 x 45 x 6 30.00 45.00 6.00 VB 31 x 37 x 3 31.00 37.00 3.00 VB 32 x 42 x 4 32.00 42.00 4.00 VB 32 x 45 x 4 32.00 45.00 4.00 VB 33 x 40 x 3 33.00 40.00 3.00 VB 34 x 40 x 5 34.00 40.00 5.00 VB 34 x 41 x 4 34.00 41.00 4.00 VB 34 x 44 x 5 34.00 44.00 5.00 VB 35 x 41 x 2.5 35.00 41.00 2.50 VB 35 x 42 x 4 35.00 42.00 4.00 VB 35 x 44 x 4 35.00 44.00 4.00 VB 35 x 45 x 4 35.00 45.00 4.00 VB 35 x 45 x 6 35.00 45.00 6.00 VB 37 x 47 x 4 37.00 47.00 4.00 VB 38 x 43 x 3 38.00 43.00 3.00 VB 38 x 45 x 4 38.00 45.00 4.00 VB 38 x 48 x 4 38.00 48.00 4.00 VB 40 x 47 x 4 40.00 47.00 4.00 VB 40 x 50 x 4 40.00 50.00 4.00 VB 40 x 54 x 5 40.00 54.00 5.00 VB 42 x 52 x 4 42.00 52.00 4.00 VB 43 x 53 x 4 43.00 53.00 4.00 VB 45 x 50 x 3 45.00 50.00 3.00 VB 45 x 52 x 4 45.00 52.00 4.00 VB 45 x 54 x 3 45.00 54.00 3.00 VB 46 x 55 x 10.5 46.00 55.00 10.50 VB 46 x 58 x 5 46.00 58.00 5.00 VB 50 x 55 x 4 50.00 55.00 4.00 VB 50 x 58 x 4 50.00 58.00 4.00 VB 60 x 70 x 5 60.00 70.00 5.00 VB 60 x 75 x 4 60.00 75.00 4.00 VB 78 x 95 x 3.9 78.00 95.00 3.90 VB 90 x 100 x 5 90.00 100.00 5.00 VB 125 x 140 x 7 125.00 140.00 7.00 VB 130 x 145 x 7 130.00 145.00 7.00 ROTARY SEALS | STANDARD SHAFT SEALS | VB FRANCE JOINT SAS Zone Artisanale Le Mortier - B.P. 50009 - Cugand - 85613 Montaigu Cedex - France Ph. +33 (0)2 51 42 13 76 - Fax +33 (0)2 51 43 61 14 - Email: contact@francejoint.fr - Website: www.francejoint.com |