| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M48T35AY Arkusz danych(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M48T35AY Arkusz danych(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 25 page ![]() 21/25 M48T35AY, M48T35AV Figure 18. SH – 4-pin SNAPHAT Housing for 48mAh Battery & Crystal, Package Outline Note: Drawing is not to scale. Table 14. SH – 4-pin SNAPHAT Housing for 48mAh Battery & Crystal, Package Mech. Data Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 9.78 0.385 A1 6.73 7.24 0.265 0.285 A2 6.48 6.99 0.255 0.275 A3 0.38 0.015 B 0.46 0.56 0.018 0.022 D 21.21 21.84 0.835 0.860 E 14.22 14.99 0.560 0.590 eA 15.55 15.95 0.612 0.628 eB 3.20 3.61 0.126 0.142 L 2.03 2.29 0.080 0.090 SHTK-A A1 A D E eA eB A2 B L A3 |