| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STSW-SILKT01 Arkusz danych(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STSW-SILKT01 Arkusz danych(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 31 page ![]() Figure 29. STEVAL-SILKTB01 circuit schematic (8 of 12) VDD_IN VDD_ISO OUT1 IN1_ISO IN1 OUT1_ISO GND GND_ISO VDD_IN VDD_ISO OUT2 IN2_ISO IN2 OUT2_ISO GND GND_ISO VDD_IN VDD_ISO OUT3 IN3_ISO IN3 OUT3_ISO GND GND_ISO VDD_IN VDD_ISO OUT4 IN4_ISO IN4 OUT4_ISO GND GND_ISO VDD_IN VDD_ISO OUT5 IN5_ISO IN5 OUT5_ISO GND GND_ISO U9 STISO621WTR VDD1 1 RX1 2 GND1 4 TX1 3 GND2 5 RX2 6 TX2 7 VDD2 8 U10 STISO621WTR VDD1 1 RX1 2 GND1 4 TX1 3 GND2 5 RX2 6 TX2 7 VDD2 8 U8 STISO621WTR VDD1 1 RX1 2 GND1 4 TX1 3 GND2 5 RX2 6 TX2 7 VDD2 8 U11 STISO621WTR VDD1 1 RX1 2 GND1 4 TX1 3 GND2 5 RX2 6 TX2 7 VDD2 8 U12 STISO621WTR VDD1 1 RX1 2 GND1 4 TX1 3 GND2 5 RX2 6 TX2 7 VDD2 8 |