| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SS1C220LC Arkusz danych(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS1C220LC Arkusz danych(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc |
|
2 / 2 page ![]() DIMENSIONS D x L (mm) PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT mA (rms) at 120Hz 85°C 5 6 10 18 22 27 42 58 4 x 7 4 x 7 4 x 7 4 x 7 50 4 x 7 4 x 7 4 x 7 65 86 91 47 ] 56 54 60 69 95 33 ] 45 42 48 54 83 22 ] 36 6.3 x 7 6.3 x 7 100 5 x 7 5 x 7 5 x 7 5 x 7 6.3 x 7 6.3 x 7 47 ] 4 x 7 4 x 7 5 x 7 6.3 x 7 8 x 7 33 ] 4 x 7 4 x 7 5 x 7 5 x 7 6.3 x 7 6.3 x 7 22 ] 4 x 7 4 x 7 4 x 7 4 x 7 5 x 7 5 x 7 10 ] 470 190 155 330 184 128 150 100 93 220 145 112 135 170 WV uF 4.7 10 28 ] 1 2.2 4 ] 0.1 0.22 ] 63 470 330 220 3.3 2.2 ] 4.7 WV uF 4 35 ] 25 6.3 10 16 0.1 1 3.3 6.3 10 0.33 16 25 0.47 0.33 0.22 4 x 7 ] 4 x 7 ] 4 x 7 ] ] 4 x 7 ] 4 x 7 4 x 7 4 x 7 ] 4 x 7 4 x 7 8 x 7 6.3 x 7 6.3 x 7 6.3 x 7 6.3 x 7 8 x 7 8 x 7 8 x 7 8 x 7 4 35 63 ] 4 3 3 50 ] ] 6 0.47 ] 7 12 20 25 ] ] 31 47 60 73 80 102 34 31 DB LECTRO Inc. 3755 Place Java, Suite 140, Brossard, Québec, J4Y 0E4, Canada - T: 1-450-444-1424 / F: 1-450-444-4714 / www.dblectro.com |