| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SN8P2501 Arkusz danych(PDF) 4 Page - SONiX Technology Company |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SN8P2501 Arkusz danych(HTML) 4 Page - SONiX Technology Company |
|
4 / 11 page ![]() SN8P2501 使用注意事項 V1.0 本資料為松翰科技股份有限公司專有之財產,非經書面許可不准透露或使用本資料,亦不准複印複製或轉變成任何其他形式使用。 The information contained herein is the exclusive property of SONiX technology Co., Ltd. and shall not be distributed,reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of SONiX technology Co., Ltd. Page4 1.1 Fcpu code option: SN8P2501 為 1T 的 MCU,這表示一個指令週期僅需一個系統時鐘 (one clock per machine cycle),Fosc 表示系統時鐘 (system clock) ,Fcpu 表示指令週期,透過 Fcpu code option 可設定 Fcpu 為 “Fosc/1~Fosc/64”。 注意: 當 Noise_Filter code option Enable 或 Low_Power Enable 時,Fcpu 可設定範圍被限制在 “Fosc/4~Fosc/64”,如下表所列: Noise_Filter Fcpu Enable Disable Enable Fosc/4~Fosc/64 Fosc/4~Fosc/64 Low_Power Disable Fosc/4~Fosc/64 Fosc/1~Fosc/64 要求高速運行而且沒有抗干擾或者省電需求者,請同時 Disable Noise_Filter 和 Low_Power 並選擇 Fcpu = Fosc/1。 Fcpu code option 只對 High Clock 有用。 1.2 Noise Filter code option: 當有高抗干擾 (High EFT) 需求時一定要 Enable Noise_Filter,能有效降低外部雜訊對系統造成的影響。請 注意當 Noise Filter 設置為 Enable 時,Fcpu 範圍是 Fosc/4~Fosc/64,而且此時 assembler 會強制自動 Disable Low_Power。 1.3 Low Power: 在 要求低操作電流時必須 Disable Noise_Filter,並 Enable Low_Power,以符合省電需求性高的可攜性電 池系統應用。請注意當 Low Power 設置為 Enable 時,Fcpu 範圍是 Fosc/4~Fosc/64。另外,Low_Power code option 對 “High_Clk = 32K_X’tal” 或者 Slow mode (系統時鐘為內建 low RC) 無效。 1.4 Watchdog 操作注意事項: SN8P2501 的 Watchdog 若選擇 Always On,在 Sleep Mode (或 Green Mode) 下,Watchdog Timer 不會 停止,此時若 Watchdog Timer Overflow 將會重置(Reset)系統,這導致系統無法持續處於 Sleep Mode (或 Green Mode)。此設計的用意是是針對高干擾環境,無省電需求的應用場合,讓 Watchdog 作為系統的最後 一道防線,但不適用於低待機電流要求的應用。 請注意:下一版會將 Watchdog Timer 改良為 Disable, Enable 與 Always On 三種操作模式,同時兼顧 AC 高干擾與 DC 省電兩種應用,提供使用者更廣泛的應用領域。 |