| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L6740LTR Arkusz danych(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6740LTR Arkusz danych(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 44 page ![]() Hybrid CPU support and CPU_TYPE detection L6740L 20/44 Table 9. Data phase - Serial VID codes. SVI [6:0] Output voltage SVI [6:0] Output voltage SVI [6:0] Output voltage SVI [6:0] Output voltage 000_0000 1.5500 010_0000 1.1500 100_0000 0.7500 110_0000 0.3500 000_0001 1.5375 010_0001 1.1375 100_0001 0.7375 110_0001 0.3375 000_0010 1.5250 010_0010 1.1250 100_0010 0.7250 110_0010 0.3250 000_0011 1.5125 010_0011 1.1125 100_0011 0.7125 110_0011 0.3125 000_0100 1.5000 010_0100 1.1000 100_0100 0.7000 110_0100 0.3000 000_0101 1.4875 010_0101 1.0875 100_0101 0.6875 110_0101 0.2875 000_0110 1.4750 010_0110 1.0750 100_0110 0.6750 110_0110 0.2750 000_0111 1.4625 010_0111 1.0625 100_0111 0.6625 110_0111 0.2625 000_1000 1.4500 010_1000 1.0500 100_1000 0.6500 110_1000 0.2500 000_1001 1.4375 010_1001 1.0375 100_1001 0.6375 110_1001 0.2375 000_1010 1.4250 010_1010 1.0250 100_1010 0.6250 110_1010 0.2250 000_1011 1.4125 010_1011 1.0125 100_1011 0.6125 110_1011 0.2125 000_1100 1.4000 010_1100 1.0000 100_1100 0.6000 110_1100 0.2000 000_1101 1.3875 010_1101 0.9875 100_1101 0.5875 110_1101 0.1875 000_1110 1.3750 010_1110 0.9750 100_1110 0.5750 110_1110 0.1750 000_1111 1.3625 010_1111 0.9625 100_1111 0.5625 110_1111 0.1625 001_0000 1.3500 011_0000 0.9500 101_0000 0.5500 111_0000 0.1500 001_0001 1.3375 011_0001 0.9375 101_0001 0.5375 111_0001 0.1375 001_0010 1.3250 011_0010 0.9250 101_0010 0.5250 111_0010 0.1250 001_0011 1.3125 011_0011 0.9125 101_0011 0.5125 111_0011 0.1125 001_0100 1.3000 011_0100 0.9000 101_0100 0.5000 111_0100 0.1000 001_0101 1.2875 011_0101 0.8875 101_0101 0.4875 111_0101 0.0875 001_0110 1.2750 011_0110 0.8750 101_0110 0.4750 111_0110 0.0750 001_0111 1.2625 011_0111 0.8625 101_0111 0.4625 111_0111 0.0625 001_1000 1.2500 011_1000 0.8500 101_1000 0.4500 111_1000 0.0500 001_1001 1.2375 011_1001 0.8375 101_1001 0.4375 111_1001 0.0375 001_1010 1.2250 011_1010 0.8250 101_1010 0.4250 111_1010 0.0250 001_1011 1.2125 011_1011 0.8125 101_1011 0.4125 111_1011 0.0125 001_1100 1.2000 011_1100 0.8000 101_1100 0.4000 111_1100 OFF 001_1101 1.1875 011_1101 0.7875 101_1101 0.3875 111_1101 OFF 001_1110 1.1750 011_1110 0.7750 101_1110 0.3750 111_1110 OFF 001_1111 1.1625 011_1111 0.7625 101_1111 0.3625 111_1111 OFF |