| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
2N1613 Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2N1613 Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 5 page ![]() ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit NF Noise Figure I C = 0.3 mA R9 =510 Ω VCE =10 V f = 1 kHz for 2N 16 13 for 2N 17 11 6 3.5 12 8 dB dB h ie Input Impedance IC =1 mA f = 1 KHz VCE =5 V for 2N 16 13 for 2N 17 11 2.2 4.4 k Ω k Ω h re Reverse Voltage Ratio I C =1 mA f = 1 kHz VCE =5 V for 2N 16 13 for 2N 17 11 3.6x10 –4 7.3x10 –4 h oe Output Admittance IC =1 mA f = 1 kHz VCE =5 V for 2N 16 13 for 2N 17 11 12.5 23.8 µS µS * Pulsed : pulse duration = 300 µs, duty cycle = 1 %. 2N1613-2N1711 3/5 |