| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F412RGT7PTR Arkusz danych(PDF) 67 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F412RGT7PTR Arkusz danych(HTML) 67 Page - STMicroelectronics |
|
67 / 201 page ![]() Table 11. STM32F412xE/G alternate functions Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF12 AF15 SYS_AF TIM1/ TIM2 TIM3/ TIM4/ TIM5 TIM8/ TIM9/ TIM10/ TIM11 I2C1/ I2C2/ I2C3/ I2CFMP1 SPI1/I2S1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI4/I2S4 SPI2/I2S2/SPI3 /I2S3/SPI4/ I2S4/SPI5/I2S5 /DFSDM1 SPI3/I2S3/ USART1/ USART2/ USART3 DFSDM1/ USART3/ USART6/ CAN1 I2C2/I2C3/ I2CFMP1/ CAN1/CAN2 /TIM12/ TIM13/TIM14 /QUADSPI DFSDM1/ QUADSPI/ FSMC /OTG1_FS FSMC /SDIO SYS_AF PA0 - TIM2_CH1/ TIM2_ETR TIM5_CH1 TIM8_ETR - - - USART2_CTS - - - - EVENTOUT PA1 - TIM2_CH2 TIM5_CH2 - - SPI4_MOSI/I 2S4_SD - USART2_RTS - QUADSPI_ BK1_IO3 - - EVENTOUT PA2 - TIM2_CH3 TIM5_CH3 TIM9_CH1 - I2S2_CKIN - USART2_TX - - - FSMC_D4 EVENTOUT PA3 - TIM2_CH4 TIM5_CH4 TIM9_CH2 - I2S2_MCK - USART2_RX - - - FSMC_D5 EVENTOUT PA4 - - - - - SPI1_NSS/I2 S1_WS SPI3_NSS/ I2S3_WS USART2_CK DFSDM1_ DATIN1 - - FSMC_D6 EVENTOUT PA5 - TIM2_CH1/ TIM2_ETR - TIM8_CH1N - SPI1_SCK/ I2S1_CK -- DFSDM1_ CKIN1 - - FSMC_D7 EVENTOUT PA6 - TIM1_BKIN TIM3_CH1 TIM8_BKIN - SPI1_MISO I2S2_MCK - - TIM13_ CH1 QUADSPI_ BK2_IO0 SDIO_CMD EVENTOUT PA7 - TIM1_CH1N TIM3_CH2 TIM8_CH1N - SPI1_MOSI/I 2S1_SD -- - TIM14_ CH1 QUADSPI_ BK2_IO1 -EVENTOUT PA8 MCO_1 TIM1_CH1 - - I2C3_SCL - - USART1_CK - - USB_FS_ SOF SDIO_D1 EVENTOUT PA9 - TIM1_CH2 - - I2C3_ SMBA - - USART1_TX - - USB_FS_ VBUS SDIO_D2 EVENTOUT PA10 - TIM1_CH3 - - - - SPI5_MOSI/ I2S5_SD USART1_RX - - USB_FS_ID - EVENTOUT PA11 - TIM1_CH4 - - - - SPI4_MISO USART1_CTS USART6_ TX CAN1_RX USB_FS_DM - EVENTOUT PA12 - TIM1_ETR - - - - SPI5_MISO USART1_RTS USART6_ RX CAN1_TX USB_FS_DP - EVENTOUT PA13 JTMS- SWDIO -- - - - - - - - - - EVENTOUT PA14 JTCK- SWCLK -- - - - - - - - - - EVENTOUT PA15 JTDI TIM2_CH1/ TIM2_ETR -- - SPI1_NSS/ I2S1_WS SPI3_NSS/ I2S3_WS USART1_TX - - - - EVENTOUT |