| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32H523CCK7 Arkusz danych(PDF) 89 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CCK7 Arkusz danych(HTML) 89 Page - STMicroelectronics |
|
89 / 228 page ![]() PD0 UART4_RX FDCAN1_RX - - FMC_D2/FMC_AD2 - - EVENTOUT PD1 UART4_TX FDCAN1_TX - - FMC_D3/FMC_AD3 - - EVENTOUT PD2 UART5_RX - - - SDMMC1_CMD DCMI_D11/PSSI_D11 - EVENTOUT PD3 - - - - FMC_CLK DCMI_D5/PSSI_D5 - EVENTOUT PD4 - - OCTOSPI1_IO4 - FMC_NOE - - EVENTOUT PD5 - FDCAN1_TX OCTOSPI1_IO5 - FMC_NWE - - EVENTOUT PD6 - - OCTOSPI1_IO6 SDMMC1_CK FMC_NWAIT DCMI_D10/PSSI_D10 - EVENTOUT PD7 - - OCTOSPI1_IO7 SDMMC1_CMD FMC_NE1/FMC_NCE - - EVENTOUT PD8 - - - - FMC_D13/FMC_AD13 - - EVENTOUT PD9 - FDCAN2_RX - - FMC_D14/FMC_AD14 - - EVENTOUT PD10 - - - - FMC_D15/FMC_AD15 - - EVENTOUT PD11 UART4_RX OCTOSPI1_IO0 - - FMC_A16/FMC_CLE - - EVENTOUT PD12 UART4_TX OCTOSPI1_IO1 - - FMC_A17/FMC_ALE DCMI_D12/PSSI_D12 - EVENTOUT PD13 - OCTOSPI1_IO3 - - FMC_A18 DCMI_D13/PSSI_D13 - EVENTOUT PD14 - - - - FMC_D0/FMC_AD0 - - EVENTOUT PD15 - - - - FMC_D1/FMC_AD1 - - EVENTOUT Table 15. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/S DMMC1/UA RT4/5 FDCAN1/2/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/FMC[NOR_RAM)/ I2C3/I3C2/OCTOSPI CRS/FMC[NAND1 6)/I3C2/OCTOSPI/ SDMMC1/USB_ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/SDM MC1/USB_PD FMC[NAND16)/FMC [NORmux)/FMC[NO R_RAM)/SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16 )/FMC[NORmux)/FM C[NOR_RAM) TIM2/UART 5/USART6 SYS |