| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F207VCY7 Arkusz danych(PDF) 66 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F207VCY7 Arkusz danych(HTML) 66 Page - STMicroelectronics |
|
66 / 184 page ![]() Port H PH0 - OSC_IN -- - - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PH1 - OSC_OUT - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PH2 - - - - - - - - ETH _MII_CRS - - - EVENTOUT PH3 - - - - - - - - ETH _MII_COL - - - EVENTOUT PH4 - - I2C2_SCL - - - - - OTG_HS_ULPI_N XT - - - - EVENTOUT PH5 - - I2C2_SDA - - - - - - - - - - EVENTOUT PH6 - - I2C2_SMBA - - - - TIM12_CH1 - ETH _MII_RXD2 - - - EVENTOUT PH7 - - I2C3_SCL - - - - - - ETH _MII_RXD3 - - - EVENTOUT PH8 - - I2C3_SDA - - - - - - - - DCMI_HSYNC - EVENTOUT PH9 - - I2C3_SMBA - - - - TIM12_CH2 - - - DCMI_D0 - EVENTOUT PH10 - - TIM5_CH1 - - - - - - - - DCMI_D1 - EVENTOUT PH11 - - TIM5_CH2 - - - - - - - - DCMI_D2 - EVENTOUT PH12 - - TIM5_CH3 - - - - - - - - DCMI_D3 - EVENTOUT PH13 - - TIM8_CH1N - - - - CAN1_TX - - - - - EVENTOUT PH14 - - TIM8_CH2N - - - - - - - - DCMI_D4 - EVENTOUT PH15 - - TIM8_CH3N - - - - - - - - DCMI_D11 - EVENTOUT Port I PI0 - - TIM5_CH4 SPI2_NSS I2S2_WS - - - - - - - DCMI_D13 - EVENTOUT PI1 - - SPI2_SCK I2S2_SCK - - - - - - - DCMI_D8 - EVENTOUT PI2 - - TIM8_CH4 SPI2_MISO - - - - - - - DCMI_D9 - EVENTOUT PI3 - - TIM8_ETR SPI2_MOSI I2S2_SD - - - - - - - DCMI_D10 - EVENTOUT PI4 - - TIM8_BKIN - - - - - - - - DCMI_D5 - EVENTOUT PI5 - - TIM8_CH1 - - - - - - - - DCMI_VSYNC - EVENTOUT PI6 - - TIM8_CH2 - - - - - - - - DCMI_D6 - EVENTOUT PI7 - - TIM8_CH3 - - - - - - - - DCMI_D7 - EVENTOUT PI8 - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PI9 - - - - - - CAN1_RX - - - - - EVENTOUT PI10 - - - - - - - - ETH _MII_RX_ER - - - EVENTOUT PI11 - - - - - - - OTG_HS_ULPI_ DIR - - - - EVENTOUT Table 10. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF014 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/11 I2C1/I2C2/I2C3 SPI1/SPI2/I2S2 SPI3/I2S3 USART1/2/3 UART4/5/ USART6 CAN1/CAN2/ TIM12/13/14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO/ OTG_HS DCMI |