| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LSP47K Arkusz danych(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSP47K Arkusz danych(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 16 page ![]() LS P47K, LY P47K 2006-11-21 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 16 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 16 Gruppe Group yellow Einheit Unit min. max. 2 580 583 nm 3 583 586 nm 4 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 16 Luminous Intensity 1) page 16 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 16 Luminous Flux 2) page 16 Φ V (mlm) H1 H2 J1 J2 K1 K2 L1 L2 2.80 … 3.55 3.55 … 4.50 4.50 … 5.60 5.60 … 7.10 7.10 … 9.00 9.00 …11.20 11.20 …14.00 14.00 …18.00 10 (typ.) 12 (typ.) 15 (typ.) 19 (typ.) 24 (typ.) 30 (typ.) 40 (typ.) 50 (typ.) Anm. Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe. Diese besteht aus 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 or 6 brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: J2-3 Example: J2-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength J2 3 Anm. In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |