Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74VHC257 Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

Numer części 74VHC257
Szczegółowy opis  QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER 3-STATE
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

74VHC257 Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button 74VHC257 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 74VHC257 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 74VHC257 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 74VHC257 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 74VHC257 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 74VHC257 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics 74VHC257 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics 74VHC257 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics 74VHC257 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
74VHC257
9/14
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.75
0.068
a1
0.1
0.25
0.004
0.010
a2
1.64
0.063
b
0.35
0.46
0.013
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.5
0.019
c1
45° (typ.)
D
9.8
10
0.385
0.393
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
8.89
0.350
F
3.8
4.0
0.149
0.157
G
4.6
5.3
0.181
0.208
L
0.5
1.27
0.019
0.050
M
0.62
0.024
S8° (max.)
SO-16 MECHANICAL DATA
0016020D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com