| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LGV296 Arkusz danych(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LGV296 Arkusz danych(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
8 / 14 page ![]() LG V296, LO V296, LS V296, LY V296 2007-05-30 8 Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f (T); TA: temp. ambient Zulässige Impulsbelastbarkeit I F = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, T A= 25 °C; Zulässige Impulsbelastbarkeit I F = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, T A= 85 °C; 40 20 0 0 100 80 60 ˚C T IF mA OHL02139 TS TA 5 10 15 20 25 30 35 0.05 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 10 10 10 10 10 tp 10 10 s 10 0 0.1 0.005 0.02 0.01 D = T t A IF D = I P T F P t OHL02309 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.2 0.5 1 Exemplarische mittlere Lebensdauer 2) Seite 14 für typische Helligkeitsgruppe Exemplary median Lifetime 2) page 14 for typical Brightness Group Bedingungen Conditions mittlere Lebensdauer median Lifetime Einheit Unit I F = 15 mA T A = 25°C 50 000 Betriebsstunden operating hours I F = 5 mA T A = 85°C 10 000 Betriebsstunden operating hours 0.05 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 10 10 10 10 10 tp 10 10 s 10 0 0.1 0.005 0.02 0.01 D = T t A IF D = I P T F P t OHL02310 0.2 0.5 1 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.50 |