| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SFH401 Arkusz danych(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH401 Arkusz danych(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
1 / 8 page ![]() SFH 400 SFH 401 GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant SFH 400 SFH 401 2007-12-07 1 Wesentliche Merkmale • Kathode galvanisch mit dem Gehäuseboden verbunden • Hohe Zuverlässigkeit • Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger • Hermetisch dichtes Metallgehäuse •SFH 401: Gehäusegleich mit BPX 43, BPY 62 Anwendungen • Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb • IR-Gerätefernsteuerungen • Sensorik • Lichtgitter Typ Type Bestellnummer Ordering Code Gehäuse Package SFH 400 Q62702P0096 18 A3 DIN 41876 (TO-18), Glaslinse, hermetisch dichtes Gehäuse, Anschlüsse im 2.54-mm-Raster ( 1/ 10’’) 18 A3 DIN 41876 (TO-18) glass lens, hermetically sealed package, solder tabs lead spacing 2.54 mm ( 1/ 10’’) SFH 401 Q62702P0097 Features • Cathode is electrically connected to the case • High reliability • Matches all Si-Photodetectors • Hermetically sealed package •SFH 401: Same package as BPX 43, BPY 62 Applications • Photointerrupters • IR remote control • Sensor technology • Light curtains |
Podobny numer części - SFH401 |
|
Podobny opis - SFH401 |