| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
XC9237C2CDMR Arkusz danych(PDF) 21 Page - Torex Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XC9237C2CDMR Arkusz danych(HTML) 21 Page - Torex Semiconductor |
|
21 / 28 page ![]() 21/28 XC9235/XC9236/XC9237 Series (12) XC9235B/36B/37B Rise Wave Form (13) XC9235B/36B/37B Soft-Start Time vs. Ambient Temperature XC9237B12C XC9237B33D L=4.7μH(NR4018), CIN=4.7μF, CL=10μF L=1.5μH(NR3015), CIN=4.7μF, CL=10μF (14) XC9235B/36B/37B CL Discharge Resistance vs. Ambient Temperature XC9237B33D 100 200 300 400 500 600 -50 -25 0 25 50 75 100 Ambient Temperature: Ta (℃) VIN=6.0V VIN=4.0V VIN=2.0V 0 100 200 300 400 500 -50 -25 0 25 50 75 100 Ambient Temperature: Ta(℃) 0 100 200 300 400 500 -50 -25 0 25 50 75 100 Ambient Temperature: Ta(℃) VIN=5.0V IOUT=1.0mA VIN=5.0V IOUT=1.0mA ■TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Continued) XC9237B12C L=4.7μH (NR4018), CIN=4.7μF, CL=10μF XC9237B33D L=1.5μH (NR3015), CIN=4.7μF, CL=10μF 100μs/div 100μs/div VIN=5.0V IOUT=1.0mA VIN=5.0V IOUT=1.0mA VOUT:0.5V/div VOUT:1.0V/div CE:0.0V⇒1.0V CE:0.0V⇒1.0V |