| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LAW5SN Arkusz danych(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAW5SN Arkusz danych(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 17 page ![]() Vorläufige Daten / Preliminary Data LR W5SN, LA W5SN, LY W5SN 2007-08-16 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 17 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 17) Gruppe Group amber amber gelb yellow Einheit Unit min. max. min. max. 2 612 616 nm 3 616 620 583 586 nm 4 620 624 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 1) Seite 17 Luminous Flux 1) page 17 Φ V (mlm) Lichtstärke 2) Seite 17 Luminous Intensity 2) page 17 IV (mcd) JX JY JZ KX KY KZ 45.000 … 52.000 52.000 … 61.000 61.000 … 71.000 71.000 … 82.000 82.000 … 97.000 97.000 …112.000 ) 16.200 (typ.) 18.800 (typ.) 22.000 (typ.) 25.500 (typ.) 30.000 (typ.) 34.800 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: JY-3 Example: JY-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength JY 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |