| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SPLE10N81G2 Arkusz danych(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPLE10N81G2 Arkusz danych(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
3 / 7 page ![]() SPL E10N81G2 2007-07-18 3 Dioden-Kennwerte (25 °C Kühlwassertemperatur) Diode Characteristics (25 °C coolant temperature) Parameter Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit min. typ. max. Optische Ausgangsleistung 1) Optical output power 1) P opt – 600 – W Optische Ausgangsleistung pro Laserbarren 1) Optical Output power per bar 1) P bar – 60 – Emissonswellenlänge 1) 2) Emission wavelength 1) 2) λ 805 808 811 nm Spektrale Breite (Halbwertsbreite) 1) Spectral width (FWHM) 1) Δλ – 3 5 nm Schwellstrom Threshold current I th – 12 15 A Kennliniensteigung Slope efficiency ΔP/ΔΙ 10.0 11.5 12.5 W/A Kennliniensteigung pro Laserbarren Slope efficiency per bar ΔP/ΔΙ 1.00 1.15 1.25 Betriebsstrom 1) Operating current 1) I op 60 65 70 A Betriebsspannung 1) 3) Operating voltage 1) 3) V op 17 18 20 V Konversionseffizienz (elektrisch zu optisch) 1) Conversion efficiency (electrical to optical) 1) η con 48 52 – % Temperaturkoeffizient der Wellenlänge 1) 2) Temperature coefficient of wavelength 1) 2) Δλ/ΔT – 0.25 0.31 nm/K Strahldivergenz senkrecht (Vollwinkel,1/e 2) Beam divergence fast axis (full angle,1/e 2) θ⊥ – 65 70 deg Strahldivergenz parallel (Vollwinkel,1/e 2) Beam divergence slow axis (full angle,1/e 2) θ|| – 8 10 deg TE Polarisation TE Polarization P TE 90 – – % Thermischer Widerstand (pn-Übergang - Kühlwasser) Thermal resistance (junction to coolant) R th – 0.3 – K/W Abstand der Laserbarren Bar-to-bar distance – 1.6 – |