| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
DP83849CVS/NOPB Arkusz danych(PDF) 97 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DP83849CVS/NOPB Arkusz danych(HTML) 97 Page - Texas Instruments |
|
97 / 100 page ![]() www.national.com 96 8.2.30 100 Mb/s X1 to TX_CLK Timing Note: X1 to TX_CLK timing is provided to support devices that use X1 instead of TX_CLK as the reference for transmit Mll data. Parameter Description Notes Min Typ Max Units T2.30.1 X1 to TX_CLK delay 100 Mb/s Normal mode 0 5 ns X1 T2.30.1 TX_CLK |