Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RB34412221 Arkusz danych(PDF) 3 Page - E-SWITCH

Numer części RB34412221
Szczegółowy opis  RB3 Series Rocker Switch
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  E-SWITCH [E-SWITCH]
Strona internetowa  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

RB34412221 Arkusz danych(HTML) 3 Page - E-SWITCH

  RB34412221 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH RB34412221 Datasheet HTML 2Page - E-SWITCH RB34412221 Datasheet HTML 3Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
www.e-switch.com
800.867.2717
3
RB3 Series Rocker Switch
Body Dimensions
Single LED
Schematic
Recommended Panel Cutout
SHEET OF
1
3
7/24/2023
RB3 Catalog Drawing
RATINGS
GASKET
EPOXY
SEALED
9.60
[.38 in]
25.0
[.98 in]
9.50
[.374 in]
6.30
[.248 in]
.80
[.031 in]
11.0
[.43 in]
28.0
[1.10 in]
10.0
[.39 in]
6.0
[.24 in]
3.0
[.12 in]
1.70
[
.067 in]
12.7
[.50 in]
13.70
[.54 in]
ILLUMINATED
17.0
[.67 in]
34.0
[1.34 in]
L
1
N
30.2 - .00
.10
+
1.19 - .000
.004
+
in
[]
13.8 - .00
.10
+
.54 - .000
.004
+
in
[]



Html Pages

1 2 3