| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
USB3300 Arkusz danych(PDF) 5 Page - SMSC Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB3300 Arkusz danych(HTML) 5 Page - SMSC Corporation |
|
5 / 55 page ![]() Hi-Speed USB Host, Device or OTG PHY with ULPI Low Pin Interface Datasheet SMSC USB3300 5 Revision 1.08 (11-07-07) DATASHEET List of Figures Figure 1.1 Basic ULPI USB Device Block Diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 1.2 ULPI Interface Features as Related to UTMI+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 2.1 USB3300 Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 3.1 USB3300 Pin Diagram - Top View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 6.1 Simplified USB3300 Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 6.2 ULPI Digital Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 6.3 ULPI Timing Diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 6.4 ULPI Register Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 6.5 ULPI Register Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 6.6 ULPI Transmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 6.7 ULPI Receive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 6.8 Entering Low Power Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 6.9 Exiting Low Power Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Figure 6.10 USB3300 On-the-Go Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 7.1 USB3300 Application Diagram (Peripheral). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Figure 7.2 USB3300 Application Diagram (Host or OTG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 7.3 USB3300 Application Diagram (Peripheral with Over Voltage Protection) . . . . . . . . . . . . . . 49 Figure 7.4 Expanding Downstream Ports for USB3300 Host Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Figure 8.1 USB3300-EZK 32 Pin QFN Package Outline, 5 x 5 x 0.9 mm Body (Lead-Free) . . . . . . . . . 52 Figure 8.1 QFN, 5x5 Taping Dimensions and Part Orientation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Figure 8.2 Reel Dimensions for 12mm Carrier Tape. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 8.3 Tape Length and Part Quantity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 |