Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BU807 Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Numer części BU807
Szczegółowy opis  MEDIUM VOLTAGE NPN FAST SWITCHING DARLINGTON TRANSISTORS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BU807 Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  BU807 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BU807 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BU807 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BU807 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.052
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10.00
10.40
0.394
0.409
L2
16.40
0.645
L4
13.00
14.00
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.260
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.60
0.102
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
P011CI
TO-220 MECHANICAL DATA
BU806 / BU807
3/4



Html Pages

1 2 3 4