| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32MP151AAB3T Arkusz danych(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP151AAB3T Arkusz danych(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 245 page ![]() Pinouts, pin description and alternate functions STM32MP151A 84/245 DS12500 Rev 1 1B4 C10 D13 E12 PC12 I/O FT_h - TRACECLK, MCO2, SAI4_D3, SPI3_MOSI/I2S3_SDO, USART3_CK, UART5_TX, SAI4_SD_B, SDMMC1_CK, DCMI_D9, EVENTOUT - K17 R2 1G5 V18 VSS S - - - - C8 A8 B12 B12 PB15 I/O FT_h - RTC_REFIN, TIM1_CH3N, TIM12_CH2, TIM8_CH3N, USART1_RX, SPI2_MOSI/I2S2_SDO, DFSDM1_CKIN2, SDMMC2_D1, EVENTOUT - - L11 - N12 VDDCORE S - - - - B7 B7 C11 C12 PE5 I/O FT_h - TRACED3, SAI1_CK2, DFSDM1_CKIN3, TIM15_CH1, SPI4_MISO, SAI1_SCK_A, SDMMC2_D0DIR, SDMMC1_D0DIR, SDMMC2_D6, SDMMC1_D6, FMC_A21, DCMI_D6, LCD_G0, EVENTOUT - -- - U12 VDD S - - - - C7 A7 A11 A12 PB3 I/O FT_h - TRACED9, TIM2_CH2, SAI4_CK1, SPI1_SCK/I2S1_CK, SPI3_SCK/I2S3_CK, SPI6_SCK, SDMMC2_D2, SAI4_MCLK_A, UART7_RX, EVENTOUT - - R6 - V19 VSS S - - - - B5 A6 A10 D11 PG6 I/O FT_h - TRACED14, TIM17_BKIN, SDMMC2_CMD, DCMI_D12, LCD_R7, EVENTOUT - 1F7 - - - VDDCORE S - - - - A7 C6 D14 B11 PD3 I/O FT_h - HDP5, DFSDM1_CKOUT, SPI2_SCK/I2S2_CK, DFSDM1_DATIN0, USART2_CTS/USART2_NSS, SDMMC1_D123DIR, SDMMC2_D7, SDMMC2_D123DIR, SDMMC1_D7, FMC_CLK, DCMI_D5, LCD_G7, EVENTOUT - Table 7. STM32MP151A pin and ball definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |