| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32G030K8 Arkusz danych(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G030K8 Arkusz danych(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 94 page ![]() Pinouts, pin description and alternate functions STM32G030x6/x8 34/94 DS12991 Rev 1 - 20 27 42 PB3 I/O - N - SPI1_SCK/I2S1_CK, TIM1_CH2, USART1_RTS_DE_CK, EVENTOUT - - 20 28 43 PB4 I/O - N - SPI1_MISO/I2S1_MCK, TIM3_CH1, USART1_CTS, TIM17_BK, EVENTOUT - 8 20 29 44 PB5 I/O - N - SPI1_MOSI/I2S1_SD, TIM3_CH2, TIM16_BK, I2C1_SMBA WKUP6 8 20 30 45 PB6 I/O - N - USART1_TX, TIM1_CH3, TIM16_CH1N, SPI2_MISO, I2C1_SCL, EVENTOUT - - - - 46 PB7 I/O - N - USART1_RX, SPI2_MOSI, TIM17_CH1N, I2C1_SDA, EVENTOUT - 1 1 31 - PB7 I/O - N - USART1_RX, SPI2_MOSI, TIM17_CH1N, I2C1_SDA, EVENTOUT ADC_IN11 1 1 32 47 PB8 I/O - N - SPI2_SCK, TIM16_CH1, I2C1_SCL, EVENTOUT - 1 2 1 48 PB9 I/O - N - IR_OUT, TIM17_CH1, SPI2_NSS, I2C1_SDA, EVENTOUT - 1. Will be provided later Table 12. Pin assignment and description (continued) Pin Pin name (function upon reset) Alternate functions Additional functions |