| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
DM330023 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DM330023 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Microchip Technology |
|
2 / 6 page ![]() dsPIC33EP256MC506 DS52086A-page 2 2012 Microchip Technology Inc. Table 2 provides the static mapping between the 100-pin PIM pins and the device pins. TABLE 2: 64-PIN DEVICE TO 100-PIN PIM MAPPING Device Pin # dsPIC33EP256MC506 Device Functional Description PIM Pin # Device Pin # dsPIC33EP256MC506 Device Functional Description PIM Pin # 1 TDI/RA7 — 33 CVREF2O/SDO1/RP20/T1CK/RA4 — 2 RPI46/PWM1H/T3CK/RB14 94 34 SDI1/RPI25/RA9 77 3 RPI47/PWM1LT5CK/RB15 93 35 SCK1/RPI51/RC3 79 4 RP118/RG6 84 36 SDA1/RPI52/RC4 69 5 RPI119/RG7 83 37 SCL1/RPI53/RC5 49 6 RP120/RG8 76 38 VDD 2, 16, 37, 46, 62, 86 7 MCLR 13 39 OSC1/CLKI/RC12 63 8 RPI121/RG9 72 40 OSC2/CLKO/RC15 64 9 VSS 15, 36, 45, 65, 75 41 VSS 15, 36, 45, 65, 75 10 VDD 2, 16, 37, 46, 62, 86 42 RD8 — 11 AN10/RPI28/RA12 35 43 PGED2/ASDA2/RP37/RB5 27 12 AN9/RPI27/RA11 25 44 PGEC2/ASCL2/RP38/RB6 26 13 AN0/OA2OUT/RA0 42 45 RPI58/RC10 61 14 AN1/C2IN1+/RA1 22, 41 46 RP39/INT0/RB7 19 15 PGED3/VREF-/AN2/C2IN1-/SS1/RPI32/CTED2/RB0 43 47 RC13 82 16 PGEC3/VREF+/AN3/OA1OUT/RPI33/CTED1/RB1 59 48 TCK/CVREF1O/ASCL1/RP40/T4CK/RB8 68 17 PGEC1/AN4/C1IN1+/RPI34/RB2 21 49 TMS/ASDA1/RP41/RB9 78 18 PGED1/AN5/C1IN1-/RP35/RB3 29 50 RP54/RC6 47 19 AVDD 30 51 RP55/RC7 70 20 AVSS 31 52 RP56/RC8 88 21 AN6/OA3OUT/C4IN1+/OCFB/RC0 58 53 RD5 60 22 AN7/C3IN1-/C4IN1-/RC1 29 54 RD6 1 23 AN8/C3IN1+/U1RTS/BCLK1/FLT3/RC2 20 55 RP57/RC9 87 24 AN11/C1IN2-/U1CTS/FLT4/RC11 24 56 VCAP — 25 VSS 15, 36, 45, 65, 75 57 VDD 2, 16, 37, 46, 62, 86 26 VDD 2, 16, 37, 46, 62, 86 58 RPI96/RF0 48 27 AN12/C2IN2-/U2RTS/BCLK2/RE12 29 59 RP97/RF1 50 28 AN13/C3IN2-/U2CTS/RE13 32, 33 60 RP42/PWM3H/RB10 3 29 AN14/RPI94/RE14 23 61 RP43/PWM3L/RB11 100 30 AN15/RPI95/RE15 34 62 RPI44/PWM2H/RB12 99 31 SDA2/RPI24/RA8 80 63 RPI45/PWM2L/CTPLS/RB13 98 32 FLT32/SCL2/RP36/RB4 18 64 TDO/RA10 — |