| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L9396 Arkusz danych(PDF) 95 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9396 Arkusz danych(HTML) 95 Page - STMicroelectronics |
|
95 / 109 page ![]() 0001000 0 8 ADV_CONFIG ADVANCED CONFIGURATION TYPE = RO (bit 19) TYPE = R/W (9:0) R/W - - - - - - - - - - - 0001001 0 9 NOT USED N/A R/W 0 0001010 0 10 RSU_STATUS_ADDR RSU STATUS TYPE = R/C RESET = POR R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Table 60. Registers summary (continued) ADDRESS Name Description Type DATA BIN Page [6:4] REG [3:0] 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R |