| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L9680 Arkusz danych(PDF) 202 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9680 Arkusz danych(HTML) 202 Page - STMicroelectronics |
|
202 / 286 page ![]() Safing logic L9680 202/286 DS11615 Rev 7 Figure 54. Safing engine - Validate data flow chart i=1 C i = Safing Record index: 1: SR1 2: SR2 3: SR3 4: SR4 Outputs to COMBINE function: CC[i] valdat[i] valCC[i] VALDAT LIMEN[i]=1? LIMSEL[i]=1? Abs (dataresult[i]) < 120d? Abs (dataresult[i]) < 480d? Y Y N N N valdat[i] = 0 valCC[i]=0 valdat[i] = 1 valCC[i]=1 valdat[i] = 0 valCC[i]=0 valdat[i] = 1 valCC[i]=1 valdat[i] = 1 valCC[i]=1 i=10 & L9679? D Y N Y N N=5 (L9678) N=17 (L9679) N=17 (L9680) N Y Match[i]=1 & COMB[i]=0 CC[i]=1? Y i<Z & COMB[i]=1 N Y Mod(i,2) Checks for combinable records. Z=5, L9678 Z=9, L9679 Z=13, L9680 Checks for odd indices Y N Y N Match[i]=1 & MatchCC[i+1]=1 Match[i]=1 & MatchCC[i-1]=1 CC[i]=1 N N Y Y i = N? Y N i = i+1 i = 14 GAPGPS02293 |