| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
VN750 Arkusz danych(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN750 Arkusz danych(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 46 page ![]() VN750 Package and packing information Doc ID 6942 Rev. 4 35/46 G1 6.6 6.8 7 H2 10.4 H3 10.05 10.4 L 17.85 L1 15.75 L2 21.4 L3 22.5 L5 2.6 3 L6 15.1 15.8 L7 6 6.6 M4.5 M1 4 Diam. 3.65 3.85 Table 20. PENTAWATT mechanical data (continued) Dim. mm Min. Typ. Max. Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |