| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
VN820PT Arkusz danych(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN820PT Arkusz danych(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 43 page ![]() VN820 Package and packing information Doc ID 7370 Rev. 6 35/43 Table 19. PPAK mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A2.20 2.40 A1 0.90 1.10 A2 0.03 0.23 B0.40 0.60 B2 5.20 5.40 C0.45 0.60 C2 0.48 0.60 D6.00 6.20 D1 5.1 E6.40 6.60 E1 4.7 e1.27 G4.90 5.25 G1 2.38 2.70 H9.35 10.10 L2 0.8 1.00 L4 0.60 1.00 L5 1 — L6 2.80 R0.2 V2 0° 8° Package weight Gr. 0.3 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |