| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L443VCY7TR Arkusz danych(PDF) 78 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L443VCY7TR Arkusz danych(HTML) 78 Page - STMicroelectronics |
|
78 / 215 page ![]() Port B PB0 - - QUADSPI_ BK1_IO1 LCD_SEG5 COMP1_OUT SAI1_EXTCLK - EVENTOUT PB1 LPUART1_RTS _DE - QUADSPI_ BK1_IO0 LCD_SEG6 - - LPTIM2_IN1 EVENTOUT PB2 - - - LCD_VLCD - - - EVENTOUT PB3 - - - LCD_SEG7 - SAI1_SCK_B - EVENTOUT PB4 - TSC_G2_IO1 - LCD_SEG8 - SAI1_MCLK_B - EVENTOUT PB5 - TSC_G2_IO2 - LCD_SEG9 COMP2_OUT SAI1_SD_B TIM16_BKIN EVENTOUT PB6 - TSC_G2_IO3 - - - SAI1_FS_B TIM16_CH1N EVENTOUT PB7 - TSC_G2_IO4 - LCD_SEG21 - - - EVENTOUT PB8 - CAN1_RX - LCD_SEG16 SDMMC1_D4 SAI1_MCLK_A TIM16_CH1 EVENTOUT PB9 - CAN1_TX - LCD_COM3 SDMMC1_D5 SAI1_FS_A - EVENTOUT PB10 LPUART1_RX TSC_SYNC QUADSPI_CLK LCD_SEG10 COMP1_OUT SAI1_SCK_A - EVENTOUT PB11 LPUART1_TX - QUADSPI_ BK1_NCS LCD_SEG11 COMP2_OUT - - EVENTOUT PB12 LPUART1_RTS _DE TSC_G1_IO1 - LCD_SEG12 SWPMI1_IO SAI1_FS_A TIM15_BKIN EVENTOUT PB13 LPUART1_CTS TSC_G1_IO2 - LCD_SEG13 SWPMI1_TX SAI1_SCK_A TIM15_CH1N EVENTOUT PB14 - TSC_G1_IO3 - LCD_SEG14 SWPMI1_RX SAI1_MCLK_A TIM15_CH1 EVENTOUT PB15 - TSC_G1_IO4 - LCD_SEG15 SWPMI1_ SUSPEND SAI1_SD_A TIM15_CH2 EVENTOUT Table 16. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1 CAN1/TSC USB/QUADSPI LCD SDMMC1/ COMP1/ COMP2/ SWPMI1 SAI1 TIM2/TIM15/ TIM16/LPTIM2 EVENTOUT |